| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
H8S/2456 bảng dữ liệu(PDF) 1364 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8S/2456 bảng dữ liệu(HTML) 1364 Page - Renesas Technology Corp |
|
1364 / 1376 page ![]() Appendix Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 1334 of 1342 REJ09B0467-0100 Terminal cross section b1 bp INCLUDE TRIM OFFSET. DIMENSION " *3" DOES NOT NOTE) DO NOT INCLUDE MOLD FLASH. DIMENSIONS " *1" AND "*2" 1. 2. Detail F L L1 *3 *1 F 120 91 90 61 60 31 30 1 x Index mark y D HD bp ZD 1.0 0.125 0.16 1.2 1.2 0.07 0.20 0.145 0.09 0.23 0.18 0.13 Max Nom Min Dimension in Millimeters Symbol Reference 14.1 14.0 13.9 D 14.1 14.0 13.9 E 1.4 A2 16.2 16.0 15.8 16.2 16.0 15.8 1.7 A 0.15 0.1 0.05 0.65 0.5 0.35 L x 8° 0° c 0.4 e 0.08 y HD HE A1 bp b1 c1 ZD ZE L1 P-LQFP120-14x14-0.40 0.7g MASS[Typ.] 120P6R-A / FP-120B / FP-120BV PLQP0120LA-A RENESAS Code JEITA Package Code Previous Code e Figure C.3 Package Dimensions (LQFP1414-120) |