công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1071 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1071 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1067Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1068Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1069Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1070Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1071Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1072Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1073Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1074Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1075Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1071 / 1250 page
background image
Section 26 Boundary Scan (JTAG)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1023 of 1198
REJ09B0403-0200
Table 26.3
Correspondence between Pins and Boundary Scan Register (H8S/2472 Group)
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
from ETDI
Input
329
Enable
328
E3
PF6
Output
327
Input
326
A1
VCC
E2
NMI
Input
345
Enable
344
C3
P45
Output
343
E1
STBY
Input
342
Enable
341
B1
P46
Output
340
F4
NC
Input
339
Enable
338
C2
P47
Output
337
F3
VCL
Input
336
Input
325
Enable
335
D3
P56
Output
334
F1
MD2
Input
333
Input
324
Enable
332
Enable
323
C1
P57
Output
331
F2
P51
Output
322
Input
321
Enable
320
D2
VSS
G4
P50
Output
319
Input
318
Enable
317
E4
RES
G3
P97
Output
316
Input
330
Input
315
Enable
314
D1
MD1
G1
P96
Output
313



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com