công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1073 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1073 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1069Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1070Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1071Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1072Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1073Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1074Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1075Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1076Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1077Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1073 / 1250 page
background image
Section 26 Boundary Scan (JTAG)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1025 of 1198
REJ09B0403-0200
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
Input
267
Input
249
Enable
266
Enable
248
N1
PA6
Output
265
R3
PA0
Output
247
Input
264
Enable
263
M4
PA5
Output
262
P4
NC
N2
VCC
M5
VSS
Input
261
Enable
260
P1
PA4
Output
259
R4
NC
Input
258
Input
246
Enable
257
Enable
245
P2
PA3
Output
256
N5
P87
Output
244
Input
243
Enable
242
R1
NC
P5
P86
Output
241
Input
255
Input
240
Enable
254
Enable
239
N3
PA2
Output
253
R5
P85
Output
238
Input
237
Enable
236
R2
NC
M6
P84
Output
235
Input
252
Input
234
Enable
251
Enable
233
P3
PA1
Output
250
N6
P83
Output
232
Input
231
Enable
230
N4
NC
R6
P82
Output
229



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com