công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1077 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1077 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1073Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1074Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1075Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1076Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1077Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1078Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1079Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1080Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1081Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1077 / 1250 page
background image
Section 26 Boundary Scan (JTAG)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1029 of 1198
REJ09B0403-0200
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
Input
129
Input
99
Enable
128
Enable
98
F14
P26
Output
127
C14
P14
Output
97
Input
126
Input
96
Enable
125
Enable
95
E13
P25
Output
124
B15
P13
Output
94
Input
123
Input
93
Enable
122
Enable
92
E15
P24
Output
121
B14
P12
Output
91
Input
120
Input
90
Enable
119
Enable
89
E14
P23
Output
118
A15
P11
Output
88
Input
117
Enable
116
E12
P22
Output
115
C13
VSS
Input
114
Input
87
Enable
113
Enable
86
D15
P21
Output
112
A14
P10
Output
85
Input
111
Input
84
Enable
110
Enable
83
D14
P20
Output
109
B13
PB7
Output
82
Input
108
Input
81
Enable
107
Enable
80
D13
P17
Output
106
C12
PB6
Output
79
Input
105
Input
78
Enable
104
Enable
77
C15
P16
Output
103
A13
PB5
Output
76
Input
102
Input
75
Enable
101
Enable
74
D12
P15
Output
100
B12
PB4
Output
73



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com