công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1078 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1078 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1074Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1075Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1076Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1077Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1078Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1079Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1080Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1081Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1082Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1078 / 1250 page
background image
Section 26 Boundary Scan (JTAG)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1030 of 1198
REJ09B0403-0200
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
Input
72
Input
45
Enable
71
Enable
44
D11
PB3
Output
70
C9
P35
Output
43
Input
69
Input
42
Enable
68
Enable
41
A12
PB2
Output
67
A9
P36
Output
40
Input
66
Input
39
Enable
65
Enable
38
C11
PB1
Output
64
B9
P37
Output
37
Input
63
Input
36
Enable
62
Enable
35
B11
PB0
Output
61
D8
P40
Output
34
Input
33
Enable
32
A11
VCC
C8
P41
Output
31
Input
60
Input
30
Enable
59
Enable
29
D10
P30
Output
58
A8
P42
Output
28
Input
57
Input
27
Enable
56
Enable
26
C10
P31
Output
55
B8
P43
Output
25
Input
54
Enable
53
A10
P32
Output
52
D7
PEVref
Input
51
Enable
50
B10
P33
Output
49
C7
PECI
Input
48
Input
24
Enable
47
Enable
23
D9
P34
Output
46
A7
P52
Output
22



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com