công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1075 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1075 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1071Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1072Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1073Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1074Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1075Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1076Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1077Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1078Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1079Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1075 / 1250 page
background image
Section 26 Boundary Scan (JTAG)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1027 of 1198
REJ09B0403-0200
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
Input
177
Input
167
Enable
176
M11
PD0
Output
175
N13
P77
R12
NC
P15
AVCC
P12
AVSS
N14
AVref
Input
174
Input
166
Enable
165
N12
P70
M13
P60
Output
164
Input
173
Input
163
Enable
162
R13
P71
N15
P61
Output
161
Input
172
Input
160
Enable
159
M12
P72
M14
P62
Output
158
Input
171
Input
157
Enable
156
P13
P73
L12
P63
Output
155
Input
170
Input
154
Enable
153
R14
P74
M15
P64
Output
152
Input
169
Input
151
Enable
150
P14
P75
L13
P65
Output
149
Input
168
Input
148
Enable
147
R15
P76
L14
P66
Output
146



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com