công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1074 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1074 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1070Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1071Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1072Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1073Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1074Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1075Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1076Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1077Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1078Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1074 / 1250 page
background image
Section 26 Boundary Scan (JTAG)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1026 of 1198
REJ09B0403-0200
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
Input
228
Input
204
Enable
227
Enable
203
P6
P81
Output
226
N9
PE1
Output
202
Input
225
Input
201
Enable
224
Enable
200
M7
P80
Output
223
R9
PE0
Output
199
N7
NC
P9
VCC
Input
222
Input
198
Enable
221
Enable
197
R7
PE7
Output
220
M10
PD7
Output
196
Input
195
Enable
194
P7
NC
N10
PD6
Output
193
Input
219
Input
192
Enable
218
Enable
191
M8
PE6
Output
217
R10
PD5
Output
190
Input
216
Input
189
Enable
215
Enable
188
N8
PE5
Output
214
P10
PD4
Output
187
Input
213
Input
186
Enable
212
Enable
185
R8
PE4
Output
211
N11
PD3
Output
184
Input
210
Input
183
Enable
209
Enable
182
P8
PE3
Output
208
R11
PD2
Output
181
Input
207
Input
180
Enable
206
Enable
179
M9
PE2
Output
205
P11
PD1
Output
178



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com