công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1072 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1072 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1068Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1069Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1070Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1071Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1072Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1073Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1074Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1075Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1076Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1072 / 1250 page
background image
Section 26 Boundary Scan (JTAG)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1024 of 1198
REJ09B0403-0200
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
Pin No. Pin Name Input/Output Bit No.
Input
312
Input
288
Enable
311
Enable
287
G2
P95
Output
310
K3
PC5
Output
286
Input
309
Input
285
Enable
308
Enable
284
H4
P94
Output
307
K1
PC4
Output
283
Input
306
Input
282
Enable
305
Enable
281
H3
P93
Output
304
K2
PC3
Output
280
H1
NC
L3
NC
Input
303
Input
279
Enable
302
Enable
278
H2
P92
Output
301
L1
PC2
Output
277
Input
300
Enable
299
J4
P91
Output
298
L2
NC
Input
297
Input
276
Enable
296
Enable
275
J3
P90
Output
295
L4
PC1
Output
274
J1
NC
M1
NC
Input
294
Input
273
Enable
293
Enable
272
J2
PC7
Output
292
M2
PC0
Output
271
Input
291
Input
270
Enable
290
Enable
269
K4
PC6
Output
289
M3
PA7
Output
268



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com