công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112R bảng dữ liệu(PDF) 450 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  984 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112R bảng dữ liệu(HTML) 450 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112R Datasheet HTML 446Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 447Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 448Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 449Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 450Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 451Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 452Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 453Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 454Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 450 / 984 page
background image
Section 14 Serial Communication Interface (SCI)
Rev. 1.00 May 09, 2008 Page 424 of 954
REJ09B0462-0100
TE bit
SCK
output pin
TxD
output pin
Port
input/output
Port input/output
Port
input/output
Start
Stop
High output
High output
Transmission start
Transmission end
Transition to
software standby
mode
Software standby
mode cancelled
SCI TxD output
Port
Port
SCI
TxD output
Figure 14.34 Pin States during Transmission in Asynchronous Mode (Internal Clock)
TE bit
SCK
output pin
TxD
output pin
Port input/output
Port
input/output
Port
input/output
High output*
Marking output
Transmission start
Transmission end
Transition to
software standby
mode
Software standby
mode cancelled
SCI TxD output
Port
Port
SCI
TxD output
Last TxD bit retained
Note: Initialized in software standby mode
Figure 14.35 Pin States during Transmission in Clocked Synchronous Mode
(Internal Clock)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com