công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112R bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  984 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112R bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112R Datasheet HTML 56Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 57Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 58Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 59Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 60Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 61Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 62Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 63Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 64Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 984 page
background image
Section 2 CPU
Rev. 1.00 May 09, 2008 Page 34 of 954
REJ09B0462-0100
2.4
Registers
The H8S/2000 CPU has the internal registers shown in figure 2.4. There are two types of registers;
general registers and control registers. The control registers are a 24-bit program counter (PC), an
8-bit extended control register (EXR), and an 8-bit condition code register (CCR).
TI2 I1 I0
EXR
76543210
PC
23
0
15
0 7
0 7
0
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
R0H
R1H
R2H
R3H
R4H
R5H
R6H
R7H
R0L
R1L
R2L
R3L
R4L
R5L
R6L
R7L
SP:
PC:
EXR:
T:
I2 to I0:
CCR:
I:
Stack pointer
Program counter
Extended control register
Trace bit
Interrupt mask bits
Condition-code register
Interrupt mask bit
User bit or interrupt mask bit
Half-carry flag
User bit
Negative flag
Zero flag
Overflow flag
Carry flag
ER0
ER1
ER2
ER3
ER4
ER5
ER6
ER7 (SP)
IUI H U N ZV C
CCR
76543210
UI:
H:
U:
N:
Z:
V:
C:
General Registers (Rn) and Extended Registers (En)
Control Registers (CR)
[Legend]
----
Figure 2.4 Registers in the CPU



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com