công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112R bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  984 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112R bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112R Datasheet HTML 47Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 48Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 49Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 50Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 51Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 52Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 53Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 54Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 55Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 984 page
background image
Section 1 Overview
Rev. 1.00 May 09, 2008 Page 25 of 954
REJ09B0462-0100
Pin No.
Type
Symbol
TFP-
144V
BP-176V
TLP-
145V
I/O
Name and Function
SCL0
14
F2
E4
Input/
Output
IIC/SMBUS clock I/O pins
The output type is NMOS
open-drain.
I
2C/SMBus 2.0
bus interface
(IIC_0/SMBUS)
SDA0
17
G2
F1
Input/
Output
IIC/SMBUS data I/O pins
The output type is NMOS
open-drain.
SCLD
SCLC
SCLB
SCLA
51
53
55
57
R7
M8
P8
R9
L6
N6
K7
N7
Input/
Output
I
2C clock I/O pins. The
output type is NMOS open-
drain.
To which pin the clock is
input or output can be
selected from the pins
SCLD to SCLA.
I
2C bus
interface
(IIC_2)
SDAD
SDAC
SDAB
SDAA
52
54
56
58
P7
R8
N8
P9
M7
K6
K8
M8
Input/
Output
I
2C data I/O pins. The
output type is NMOS open-
drain.
To which pin the clock is
input or output can be
selected from the pins
SDAD to SDAA.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com