công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M37702S1AFP bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện M37702S1AFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

M37702S1AFP bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Renesas Technology Corp

Back Button M37702S1AFP Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp M37702S1AFP Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp M37702S1AFP Datasheet HTML 38Page - Renesas Technology Corp M37702S1AFP Datasheet HTML 39Page - Renesas Technology Corp M37702S1AFP Datasheet HTML 40Page - Renesas Technology Corp M37702S1AFP Datasheet HTML 41Page - Renesas Technology Corp M37702S1AFP Datasheet HTML 42Page - Renesas Technology Corp M37702S1AFP Datasheet HTML 43Page - Renesas Technology Corp M37702S1AFP Datasheet HTML 44Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 60 page
background image
39
MITSUBISHI MICROCOMPUTERS
M37702M2AXXXFP, M37702M2BXXXFP
M37702S1AFP, M37702S1BFP
SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
Fig. 50
_
Block diagram for ports P8 to P0 in single-chip mode and the E pin output
• Ports P00 – P07, P10 – P17, P20 – P27, P30 – P33, P42 – P46 (Inside dotted-line not included)
Ports P40, P41, P47, P57, P61 – P67, P82, P86 (Inside dotted-line included, but P82, P86 are without hysterisis)
Data bus
Data direction register
Port latch
• Ports P70 – P76 (Inside dotted-line not included)
• Ports P77 (Inside dotted-line included)
Data bus
Port latch
Data direction register
• Ports P80, P81, P84, P85
Output
Port latch
Data direction register
Data bus
“1”
Analog input
• Ports P83, P87 (Inside dotted-line not included)
• Ports P50 – P56, P60 (Inside dotted-line included)
Output
Port latch
Data direction register
Data bus
“1”
“0”
• E



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com