| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HD404324FS bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD404324FS bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - Renesas Technology Corp |
|
80 / 103 page ![]() HD404054 Series/HD404094 Series 78 Programmable ROM (HD4074054, HD4074094) The HD4074054 and HD4074094 are ZTAT ™ microcomputers with built-in PROM that can be programmed in PROM mode. PROM Mode Pin Description Pin No. MCU Mode PROM Mode DP-42S FP-44A Pin Name I/O Pin Name I/O 139 RD 0/COMP0 I CE I 240 RD 1/COMP1 I OE I 341 RD 2 I 442 RD 3 I 543 RC 0 I 61 RE 0/VCref I M 1 I 72 TEST I TEST I 8 3 OSC 1 IV CC 9 4 OSC 2 O 10 5 RESET I RESET I 11 6 GND I GND 12 7 D 0 I/O O 13 8 D 1 I/O O 14 9 D 2 I/O V CC 15 10 D 3 I/O V CC 16 11 D 4 I/O* O 4 I/O 17 12 D 5 I/O* O 5 I/O 18 13 D 6 I/O* O 6 I/O 19 14 D 7 I/O* O 7 I/O 20 15 D 8 I/O A 13 I 21 16 D 9 I/O A 14 I 22 17 D 12/ STOPC IA 9 I 23 18 D 13/ INT0 IV PP 24 19 R0 0/ INT1 I/O M 0 I 25 20 R1 0 I/O A 5 I 26 21 R1 1 I/O A 6 I 27 23 R1 2 I/O A 7 I Note: I/O: Input/output pin, I: Input pin, O: Output pin * HD404054 Series: I/O, HD404094 Series: O |