| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HD404324FS bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD404324FS bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Renesas Technology Corp |
|
43 / 103 page ![]() HD404054 Series/HD404094 Series 41 Bit Initial value Read/Write Bit name 3 0 R/W TMD23 2 0 R/W TMD22 0 0 R/W TMD20 1 0 R/W TMD21 Timer mode register D2 (TMD2: $015) TMD22 TMD20 0 1 0 1 0 1 0 1 TMD21 0 1 0 1 0 1 R32/TOD mode selection R32 TOD TOD TOD — TOD R32 R32 port Toggle output 0 output 1 output Inhibited PWM output Input capture (R32 port) TMD23 0 1 ×× × × : Don’t care Figure 24 Timer Mode Register D2 (TMD2) PMRA0 0 1 R43/SO1 mode selection R43 SO1 Bit Initial value Read/Write Bit name 2 — — Not used 0 0 W PMRA0 1 0 W PMRA1 Port mode register A (PMRA: $004) PMRA1 0 1 R42/SI1 mode selection R42 SI1 3 — — Not used Figure 25 Port Mode Register A (PMRA) |