công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

76894 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Wiha Tools

tên linh kiện 76894
Giải thích chi tiết về linh kiện  Professional Quality Bits
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WIHA [Wiha Tools]
Trang chủ  https://www.wihatools.com/
Logo WIHA - Wiha Tools

76894 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Wiha Tools

Back Button 76894 Datasheet HTML 14Page - Wiha Tools 76894 Datasheet HTML 15Page - Wiha Tools 76894 Datasheet HTML 16Page - Wiha Tools 76894 Datasheet HTML 17Page - Wiha Tools 76894 Datasheet HTML 18Page - Wiha Tools 76894 Datasheet HTML 19Page - Wiha Tools 76894 Datasheet HTML 20Page - Wiha Tools 76894 Datasheet HTML 21Page - Wiha Tools 76894 Datasheet HTML 22Page - Wiha Tools Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 52 page
background image
18
Security Hex Inch Insert Bits, 1/4”
Item
No.
Inch
mm
pkg. lbs.
71930
5/64
25
10
.12
71932
3/32
25
10
.12
71934
7/64
25
10
.12
71936
1/8
25
10
.12
71938
9/64
25
10
.12
71940
5/32
25
10
.12
71955
3/16
25
10
.13
71956
7/32
25
10
.14
71960
1/4
25
10
.15
719
719
Security Hex Inch Insert Bit Packs, 1
”
CVM S2 modified tool steel.
Item
No.
Inch
mm
lbs.
71970
5/64
25
.03
71971
3/32
25
.03
71972
7/64
25
.03
71973
1/8
25
.03
71974
9/64
25
.03
71975
5/32
25
.03
71976
3/16
25
.04
71977
7/32
25
.04
71978
1/4
25
.04
719
719
Security Hex Metric Insert Bits, 1/4”
Item
No.
mm mm pkg. lbs.
71939
2.0
25
10
.12
71941
2.5
25
10
.12
71942
3.0
25
10
.12
71943
4.0
25
10
.12
71944
5.0
25
10
.15
71945
6.0
25
10
.15
71946
8.0
25
10
.20
Security Hex Metric Insert Bit Packs,
1
” CVM S2 modified tool steel.
Item
No.
mm
mm
lbs.
71979
2.0
25
.03
71980
2.5
25
.03
71981
3.0
25
.03
71982
4.0
25
.03
71983
5.0
25
.04
71984
6.0
25
.04
71985
8.0
25
.05
2 bit
pack
Hex Inch Power Bits. 1/4” Hex Drive,
Length 2.0”/50mm
Item
No.
Inch
mm
pkg. lbs.
74311
3/32 50
10
.30
74312
7/64 50
10
.30
74313
1/8
50
10
.30
74314
9/64 50
10
.30
74315
5/32 50
10
.30
74316
3/16 50
10
.30
74317
7/32 50
10
.30
74318
1/4
50
10
.30
743
Hex Metric Power Bits. 1/4” Hex
Drive, Length 2.0”/50mm
Item
No.
mm
mm pkg. lbs.
74325
2.5
50
10
.25
74330
3.0
50
10
.25
74340
4.0
50
10
.25
74350
5.0
50
10
.25
74360
6.0
50
10
.25
74380
8.0
50
10
.38
743
Hex Metric Power Bit Packs, 2”
Item
No.
mm mm lbs.
74361
2.5 50
.07
74362
3.0 50
.07
74363
4.0 50
.07
74364
5.0 50
.07
74365
6.0 50
.07
74366
8.0 50
.09
743
2 bit
pack
Hex Inch Power Bit Packs, 2”
Item
No.
Inch mm lbs.
74381
3/32 50 .07
74382
7/64 50 .07
74383
1/8
50 .07
74384
9/64 50 .07
74385
5/32 50 .07
74386
3/16 50 .07
74387
7/32 50 .07
74388
1/4
50 .07
743
2 bit
pack
Hex Inch Power Bits
1/4” Hex Drive, Length 2.75”/70mm
Item
No.
Inch
mm
pkg. lbs.
74341
5/64 70
1
.36
74342
3/32 70
1
.36
74343
7/64 70
1
.36
74344
1/8
70
1
.36
74345
9/64 70
1
.36
74346
5/32 70
1
.36
74347
3/16 70
1
.36
74348
7/32 70
1
.36
74349
1/4
70
1
.36
743
Hex Metric Power Bits
1/4” Hex Drive, Length 2.75”/70mm
Item
No.
mm
mm
pkg. lbs.
74351
2.0
70
1
.36
74352
2.5
70
1
.36
74353
3.0
70
1
.36
74354
4.0
70
1
.36
74355
5.0
70
1
.36
74356
6.0
70
1
.36
74357
8.0
70
1
.36
743
Wiha Hex Inch & Metric Power Bits
Wiha Security Hex Insert Bits
2 bit
pack
Hex Metric Power Bits
1/4” Hex Drive, Length 3.5”/90mm
Item
No.
mm
mm
pkg. lbs.
74332
2.0
90
1
.40
74333
2.5
90
1
.40
74334
3.0
90
1
.40
74335
4.0
90
1
.40
74336
5.0
90
1
.40
74337
6.0
90
1
.40
743
Toll Free: (800) 494-6104
SHOP
SHOP
SHOP
SHOP
SHOP
SHOP
SHOP
SHOP
SHOP
SHOP
SHOP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com