công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100LLL3CFB bảng dữ liệu(PDF) 108 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100LLL3CFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7F100LLL3CFB bảng dữ liệu(HTML) 108 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 104Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 105Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 106Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 107Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 108Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 109Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 110Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 111Page - Renesas Technology Corp R7F100LLL3CFB Datasheet HTML 112Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 108 / 148 page
background image
RL78/L23
2. Electrical Characteristics
R01DS0502EJ0110 Rev.1.10
Page 108 of 145
Oct 31, 2025
10. Simplified I2C communications with devices operating at different voltage levels (1.8 V, 2.5 V, or 3 V)
(TA = -40 to +105°C, 1.8 V ≤ VDD ≤ 5.5 V, VSS = EVSS = 0 V)
(1/2)
Item
Symbols
Conditions
HS
(high-speed main)
mode
LS
(low-speed main)
mode
LP
(low-power main)
mode
Unit
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
SCLr clock frequency
fSCL
4.0 V ≤ VDD ≤ 5.5 V,
2.7 V ≤ Vb ≤ 4.0 V,
Cb = 50 pF, Rb = 2.7 kΩ
1000
Note 1
1000
Note 1
300
Note 1
kHz
2.7 V ≤ VDD < 4.0 V,
2.3 V ≤ Vb ≤ 2.7 V,
Cb = 50 pF, Rb = 2.7 kΩ
1000
Note 1
1000
Note 1
300
Note 1
kHz
4.0 V ≤ VDD ≤ 5.5 V,
2.7 V ≤ Vb ≤ 4.0 V,
Cb = 100 pF, Rb = 2.8 kΩ
400
Note 1
400
Note 1
300
Note 1
kHz
2.7 V ≤ VDD < 4.0 V,
2.3 V ≤ Vb ≤ 2.7 V,
Cb = 100 pF, Rb = 2.7 kΩ
400
Note 1
400
Note 1
300
Note 1
kHz
1.8 V ≤ VDD < 3.3 V,
1.6 V ≤ Vb ≤ 2.0 VNote 2,
Cb = 100 pF, Rb = 5.5 kΩ
300
Note 1
300
Note 1
300
Note 1
kHz
Hold time when SCLr
is low
tLOW
4.0 V ≤ VDD ≤ 5.5 V,
2.7 V ≤ Vb ≤ 4.0 V,
Cb = 50 pF, Rb = 2.7 kΩ
475
475
1550
ns
2.7 V ≤ VDD < 4.0 V,
2.3 V ≤ Vb ≤ 2.7 V,
Cb = 50 pF, Rb = 2.7 kΩ
475
475
1550
ns
4.0 V ≤ VDD ≤ 5.5 V,
2.7 V ≤ Vb ≤ 4.0 V,
Cb = 100 pF, Rb = 2.8 kΩ
1150
1550
1550
ns
2.7 V ≤ VDD < 4.0 V,
2.3 V ≤ Vb ≤ 2.7 V,
Cb = 100 pF, Rb = 2.7 kΩ
1150
1550
1550
ns
1.8 V ≤ VDD < 3.3 V,
1.6 V ≤ Vb ≤ 2.0 VNote 2,
Cb = 100 pF, Rb = 5.5 kΩ
1550
1550
1550
ns
Hold time when SCLr
is high
tHIGH
4.0 V ≤ VDD ≤ 5.5 V,
2.7 V ≤ Vb ≤ 4.0 V,
Cb = 50 pF, Rb = 2.7 kΩ
245
245
610
ns
2.7 V ≤ VDD < 4.0 V,
2.3 V ≤ Vb ≤ 2.7 V,
Cb = 50 pF, Rb = 2.7 kΩ
200
200
610
ns
4.0 V ≤ VDD ≤ 5.5 V,
2.7 V ≤ Vb ≤ 4.0 V,
Cb = 100 pF, Rb = 2.8 kΩ
675
675
610
ns
2.7 V ≤ VDD < 4.0 V,
2.3 V ≤ Vb ≤ 2.7 V,
Cb = 100 pF, Rb = 2.7 kΩ
600
600
610
ns
1.8 V ≤ VDD < 3.3 V,
1.6 V ≤ Vb ≤ 2.0 VNote 2,
Cb = 100 pF, Rb = 5.5 kΩ
610
610
610
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com