| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
R7F100LLL3CFB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7F100LLL3CFB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
4 / 148 page ![]() RL78/L23 1. Outline R01DS0502EJ0110 Rev.1.10 Page 4 of 145 Oct 31, 2025 Ο ROM, RAM capacities Code flash memory Data flash memory RAM RL78/L23 44 pins 48 pins 52 pins 64 pins 80 pins 100 pins 512 KB 8 KB 32 KB R7F100LFL R7F100LGL R7F100LJL R7F100LLL R7F100LML R7F100LPL 256 KB 8 KB 32 KB R7F100LFJ R7F100LGJ R7F100LJJ R7F100LLJ R7F100LMJ R7F100LPJ 128 KB 8 KB 16 KB R7F100LFG R7F100LGG R7F100LJG R7F100LLG R7F100LMG R7F100LPG 64 KB 8 KB 16 KB R7F100LFE R7F100LGE R7F100LJE R7F100LLE — — |