công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS134 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Bridgelux, Inc.

tên linh kiện DS134
Giải thích chi tiết về linh kiện  EB Series™ Gen 3 High Output
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BRIDGELUX [Bridgelux, Inc.]
Trang chủ  https://www.bridgelux.com/
Logo BRIDGELUX - Bridgelux, Inc.

DS134 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Bridgelux, Inc.

  DS134 Datasheet HTML 1Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 2Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 3Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 4Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 5Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 6Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 7Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 8Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 9Page - Bridgelux, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
Bridgelux® EB Series™ Gen 3 High Output
Product Data Sheet DS134
Lengths: 280mm, 560mm, 1120mm
CRIs: 80, 90
CCTs: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K


Số phần tương tự - DS134

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lumileds Lighting Compa...
DS134 LUMILEDS-DS134 Datasheet
2Mb / 20P
Extreme flux density in a micro footprint package for precise optical control
logo
Maxim Integrated Produc...
DS1340 MAXIM-DS1340 Datasheet
1Mb / 13P
I2C RTC with Trickle Charger
DS1340 MAXIM-DS1340 Datasheet
296Kb / 16P
I2C RTC with Trickle Charger
Rev 7; 8/11
DS1340 MAXIM-DS1340 Datasheet
260Kb / 16P
I2C RTC with Trickle Charger
Rev 8; 4/13
DS1340-3 MAXIM-DS1340-3 Datasheet
235Kb / 14P
I2C RTC with Trickle Charger
Rev 4; 3/06
More results

Mô tả tương tự - DS134

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
SI52146 SILABS-SI52146 Datasheet
184Kb / 20P
PCI-EXPRESS GEN 1, GEN 2, & GEN 3 SIX OUTPUT CLOCK GENERATOR
SI52147 SILABS-SI52147 Datasheet
190Kb / 22P
PCI-EXPRESS GEN 1, GEN 2, & GEN 3 NINE OUTPUT CLOCK GENERATOR
SI53019-A01A SILABS-SI53019-A01A Datasheet
1Mb / 37P
19-OUTPUT PCIE GEN 3 BUFFER
logo
PHOENIX CONTACT
3026036 PHOENIX-3026036 Datasheet
69Kb / 2P
EB 3-OTTA 6
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI52144 SKYWORKS-SI52144 Datasheet
1Mb / 23P
PCI-EXPRESS GEN 1, GEN 2, & GEN 3 QUAD OUTPUT CLOCK GENERATOR
Rev. 1.4
SI52146 SKYWORKS-SI52146 Datasheet
1Mb / 23P
PCI-EXPRESS GEN 1, GEN 2, GEN 3, & GEN 4 SIX OUTPUT CLOCK GENERATOR
Rev. 1.4
SI52147 SKYWORKS-SI52147 Datasheet
1Mb / 25P
PCI-EXPRESS GEN 1, GEN 2, & GEN 3 NINE-OUTPUT CLOCK GENERATOR
Rev. 1.4
SI53019-A01A SKYWORKS-SI53019-A01A Datasheet
1Mb / 37P
19-OUTPUT PCIE GEN 3 BUFFER
Rev. 1.6
SI53119-A03A SKYWORKS-SI53119-A03A Datasheet
1Mb / 35P
19-OUTPUT PCIE GEN 3 BUFFER
Rev. 1.1
SI53119 SKYWORKS-SI53119 Datasheet
1Mb / 35P
19-OUTPUT PCIE GEN 3 BUFFER
Rev. 1.3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com