công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS134 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Bridgelux, Inc.

tên linh kiện DS134
Giải thích chi tiết về linh kiện  EB Series™ Gen 3 High Output
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BRIDGELUX [Bridgelux, Inc.]
Trang chủ  https://www.bridgelux.com/
Logo BRIDGELUX - Bridgelux, Inc.

DS134 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Bridgelux, Inc.

Back Button DS134 Datasheet HTML 4Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 5Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 6Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 7Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 8Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 9Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 10Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 11Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 12Page - Bridgelux, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
8
Performance Curves
97.5%
98.0%
98.5%
99.0%
99.5%
100.0%
100.5%
0
20
40
60
80
100
Case Temperature (C)
25°C Pulsed
Figure 7: Relative Voltage vs. Case Temperature
90.0%
92.0%
94.0%
96.0%
98.0%
100.0%
102.0%
0
20
40
60
80
100
Case Temperature (C)
25°C Pulsed
Figure 8: Relative Flux vs. Case Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com