công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS134 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Bridgelux, Inc.

tên linh kiện DS134
Giải thích chi tiết về linh kiện  EB Series™ Gen 3 High Output
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BRIDGELUX [Bridgelux, Inc.]
Trang chủ  https://www.bridgelux.com/
Logo BRIDGELUX - Bridgelux, Inc.

DS134 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Bridgelux, Inc.

  DS134 Datasheet HTML 1Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 2Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 3Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 4Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 5Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 6Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 7Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 8Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 9Page - Bridgelux, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
4
Product Selection Guide
Table 2: Product Performance (T
c = 25° C)
Notes for Table 2:
1. Nominal CCT as defined by ANSI C78.377-2011
2. Data is at nominal test current where temperature of center case temperature point T
c= 25° C
3. Bridgelux maintains a ± 7% tolerance on typical flux data (typical SMD flux bins)
Part Number
Nominal
CCT1 (K)
Minimum
CRI
Typical Flux2,3
(lm)
Nominal Drive
Current
(mA)
Typical V
f
(V)
Typical Power
(W)
Typical
Efficacy
(lm/W)
BXEB-L1120Z-27E8000-C-D3
2700
80
9400
1400
38.4
53.8
175
BXEB-L1120Z-27G8000-C-D3
90
8000
149
BXEB-L1120Z-30E8000-C-D3
3000
80
9920
185
BXEB-L1120Z-30G8000-C-D3
90
8380
156
BXEB-L1120Z-35E8000-C-D3
3500
80
9920
185
BXEB-L1120Z-35G8000-C-D3
90
8380
156
BXEB-L1120Z-40E8000-C-D3
4000
80
10440
194
BXEB-L1120Z-40G8000-C-D3
90
8900
166
BXEB-L1120Z-50E8000-C-D3
5000
80
10440
194
BXEB-L1120Z-50G8000-C-D3
90
8900
166
BXEB-L1120Z-57E8000-C-D3
5700
80
10440
194
BXEB-L1120Z-57G8000-C-D3
90
8900
166
BXEB-L1120Z-65E8000-C-D3
6500
80
10440
194
BXEB-L1120Z-65G8000-C-D3
90
8900
166



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com