công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS134 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Bridgelux, Inc.

tên linh kiện DS134
Giải thích chi tiết về linh kiện  EB Series™ Gen 3 High Output
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BRIDGELUX [Bridgelux, Inc.]
Trang chủ  https://www.bridgelux.com/
Logo BRIDGELUX - Bridgelux, Inc.

DS134 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Bridgelux, Inc.

Back Button DS134 Datasheet HTML 3Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 4Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 5Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 6Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 7Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 8Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 9Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 10Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 11Page - Bridgelux, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
7
Performance Curves
Figure 1: 280mm Current vs. Forward Voltage, T
c=25°C
Figure 2: 280mm Relative Flux vs. Current, T
c=25°C
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
0
300
600
900
1200
1500
Forward Current (mA)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
Forward Voltage (V)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Forward Current (mA)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
Forward Voltage (V)
Figure 3: 560mm Current vs. Forward Voltage, T
c=25°C
Figure 4: 560mm Relative Flux vs. Current, T
c=25°C
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Forward Current (mA)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
Forward Voltage (V)
Figure 5: 1120mm Current vs. Forward Voltage, T
c=25°C
Figure 6: 1120mm Relative Flux vs. Current, T
c=25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com