công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DS134 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Bridgelux, Inc.

tên linh kiện DS134
Giải thích chi tiết về linh kiện  EB Series™ Gen 3 High Output
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BRIDGELUX [Bridgelux, Inc.]
Trang chủ  https://www.bridgelux.com/
Logo BRIDGELUX - Bridgelux, Inc.

DS134 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Bridgelux, Inc.

  DS134 Datasheet HTML 1Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 2Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 3Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 4Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 5Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 6Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 7Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 8Page - Bridgelux, Inc. DS134 Datasheet HTML 9Page - Bridgelux, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
3
Product Selection Guide
Table 1: Product Performance (T
c = 25° C)
Notes for Table 1:
1. Nominal CCT as defined by ANSI C78.377-2011.
2. Data is at nominal test current where temperature of center case temperature point T
c= 25° C.
3. Bridgelux maintains a ± 7% tolerance on typical flux data (typical SMD flux bins)
Part Number
Nominal
CCT1 (K)
Minimum
CRI
Typical Flux2,3
(lm)
Nominal Drive
Current
(mA)
Typical V
f
(V)
Typical Power
(W)
Typical
Efficacy
(lm/W)
BXEB-L0280Z-27E2000-C-D3
2700
80
2350
700
19.2
13.4
175
BXEB-L0280Z-27G2000-C-D3
90
2000
149
BXEB-L0280Z-30E2000-C-D3
3000
80
2480
185
BXEB-L0280Z-30G2000-C-D3
90
2095
156
BXEB-L0280Z-35E2000-C-D3
3500
80
2480
185
BXEB-L0280Z-35G2000-C-D3
90
2095
156
BXEB-L0280Z-40E2000-C-D3
4000
80
2610
194
BXEB-L0280Z-40G2000-C-D3
90
2225
166
BXEB-L0280Z-50E2000-C-D3
5000
80
2610
194
BXEB-L0280Z-50G2000-C-D3
90
2225
166
BXEB-L0280Z-57E2000-C-D3
5700
80
2610
194
BXEB-L0280Z-57G2000-C-D3
90
2225
166
BXEB-L0280Z-65E2000-C-D3
6500
80
2610
194
BXEB-L0280Z-65G2000-C-D3
90
2225
166
BXEB-L0560Z-27E4000-C-D3
2700
80
4700
1400
19.2
26.9
175
BXEB-L0560Z-27G4000-C-D3
90
4000
149
BXEB-L0560Z-30E4000-C-D3
3000
80
4960
185
BXEB-L0560Z-30G4000-C-D3
90
4190
156
BXEB-L0560Z-35E4000-C-D3
3500
80
4960
185
BXEB-L0560Z-35G4000-C-D3
90
4190
156
BXEB-L0560Z-40E4000-C-D3
4000
80
5220
194
BXEB-L0560Z-40G4000-C-D3
90
4450
166
BXEB-L0560Z-50E4000-C-D3
5000
80
5220
194
BXEB-L0560Z-50G4000-C-D3
90
4450
166
BXEB-L0560Z-57E4000-C-D3
5700
80
5220
194
BXEB-L0560Z-57G4000-C-D3
90
4450
166
BXEB-L0560Z-65E4000-C-D3
6500
80
5220
194
BXEB-L0560Z-65G4000-C-D3
90
4450
166



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com