công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMP411 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TMP411
Giải thích chi tiết về linh kiện  TMP411 ±1°C Remote and Local Temperature Sensor With N-Factor and Series Resistance Correction
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TMP411 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TMP411 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TMP411 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 48 page
background image
TMP411
D+
D±
SCL
SDA
GND
V+
Processor or ASIC
SMBus
Controller
1
2
3
4
5
8
7
6
2.7 V to 5.5 V
2.7 V to 5.5 V
Built-In Thermal
Transistor, Diode
Overtemperature Shutdown
THERM
THERM2
ALERT /
Copyright © 2016, Texas Instruments Incorporated
11
TMP411
www.ti.com
SBOS383D – DECEMBER 2006 – REVISED DECEMBER 2016
Product Folder Links: TMP411
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2006–2016, Texas Instruments Incorporated
9.2 Functional Block Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com