công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8360E bảng dữ liệu(PDF) 80 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8360E
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC??II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8360E bảng dữ liệu(HTML) 80 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8360E Datasheet HTML 76Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 77Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 78Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 79Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 80Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 81Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 82Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 83Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 84Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 80 / 112 page
background image
MPC8360E/MPC8358E PowerQUICC™ II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications, Rev. 2
80
Freescale Semiconductor
Package and Pin Listings
PCI_REQ[1]/
CPCI_HS_ES/
CE_PF[21]
A21
I/O
LVDD2
PCI_REQ[2]/
CE_PF[22]
C21
I/O
LVDD2
PCI_GNT[0]/
CE_PF[23]
E20
I/O
LVDD2
PCI_GNT[1]/
CPCI1_HS_LED/
CE_PF[24]
B20
I/O
LVDD2
PCI_GNT[2]/
CPCI1_HS_ENUM/
CE_PF[25]
C20
I/O
LVDD2
PCI_MODE
D36
I
OVDD
M66EN/CE_PF[4]
B37
I/O
OVDD
Local Bus Controller Interface
LAD[0:31]
N32, N33, N35, N36, P37, P32, P34, R36, R35, R34,
R33, T37, T35, T34, T33, U37, T32, U36, U34, V36, V35,
W37, W35, V33, V32, W34, Y36, W32, AA37, Y33, AA35,
AA34
I/O
OVDD
LDP[0]/
CKSTOP_OUT
AB37
I/O
OVDD
LDP[1]/
CKSTOP_IN
AB36
I/O
OVDD
LDP[2]/
LCS[6]
AB35
I/O
OVDD
LDP[3]/
LCS[7]
AA33
I/O
OVDD
LA[27:31]
AC37, AA32, AC36, AC34, AD36
O
OVDD
LCS[0:5]
AD33, AG37, AF34, AE33, AD32, AH37
O
OVDD
LWE[0:3]/
LSDDQM[0:3]/
LBS[0:3]
AG35, AG34, AH36, AE32
O
OVDD
LBCTL
AD35
O
OVDD
LALE
M37
O
OVDD
LGPL0/
LSDA10/
cfg_reset_source0
AB32
I/O
OVDD
LGPL1/
LSDWE/
cfg_reset_source1
AE37
I/O
OVDD
LGPL2/
LSDRAS/
LOE
AC33
O
OVDD
Table 67. MPC8358E TBGA Pinout Listing (continued)
Signal
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com