công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8360E bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8360E
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC??II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8360E bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8360E Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 70Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 71Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 72Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 73Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8360E Datasheet HTML 74Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 70 / 112 page
background image
MPC8360E/MPC8358E PowerQUICC™ II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications, Rev. 2
70
Freescale Semiconductor
Package and Pin Listings
21.3
Pinout Listings
Table 66 shows the pin list of the MPC8360E TBGA package.
Table 66. MPC8360E TBGA Pinout Listing
Signal
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes
Primary DDR SDRAM Memory Controller Interface
MEMC1_MDQ[0:31]
AJ34, AK33, AL33, AL35, AJ33, AK34, AK32, AM36,
AN37, AN35, AR34, AT34, AP37, AP36, AR36, AT35,
AP34, AR32, AP32, AM31, AN33, AM34, AM33, AM30,
AP31, AM27, AR30, AT32, AN29, AP29, AN27, AR29
I/O
GVDD
MEMC1_MDQ[32:63]/
MEMC2_MDQ[0:31]
AN8, AN7, AM8, AM6, AP9, AN9, AT7, AP7, AU6, AP6,
AR4, AR3, AT6, AT5, AR5, AT3, AP4, AM5, AP3, AN3,
AN5, AL5, AN4, AM2, AL2, AH5, AK3, AJ2, AJ3, AH4,
AK4, AH3
I/O
GVDD
MEMC1_MECC[0:4]/
MSRCID[0:4]
AP24, AN22, AM19, AN19, AM24
I/O
GVDD
MEMC1_MECC[5]/
MDVAL
AM23
I/O
GVDD
MEMC1_MECC[6:7]
AM22, AN18
I/O
GVDD
MEMC1_MDM[0:3]
AL36, AN34, AP33, AN28
O
GVDD
MEMC1_MDM[4:7]/
MEMC2_MDM[0:3]
AT9, AU4, AM3, AJ6
O
GVDD
MEMC1_MDM[8]
AP27
O
GVDD
MEMC1_MDQS[0:3]
AK35, AP35, AN31, AM26
I/O
GVDD
MEMC1_MDQS[4:7]/
MEMC2_MDQS[0:3]
AT8, AU3, AL4, AJ5
I/O
GVDD
MEMC1_MDQS[8]
AP26
I/O
GVDD
MEMC1_MBA[0:1]
AU29, AU30
O
GVDD
MEMC1_MBA[2]
AT30
O
GVDD
MEMC1_MA[0:14]
AU21, AP22, AP21, AT21, AU25, AU26, AT23, AR26,
AU24, AR23, AR28, AU23, AR22, AU20, AR18
OGVDD
MEMC1_MODT[0:1]
AG33, AJ36
O
GVDD
6
MEMC1_MODT[2:3]/
MEMC2_MODT[0:1]
AT1, AK2
O
GVDD
6
MEMC1_MWE
AT26
O
GVDD
MEMC1_MRAS
AT29
O
GVDD
MEMC1_MCAS
AT24
O
GVDD
MEMC1_MCS[0:1]
AU27, AT27
O
GVDD
MEMC1_MCS[2:3]/
MEMC2_MCS[0:1]
AU8, AU7
O
GVDD
MEMC1_MCKE[0:1]
AL32, AU33
O
GVDD
3
MEMC1_MCK[0:1]
AK37, AT37
O
GVDD
MEMC1_MCK[2:3]/
MEMC2_MCK[0:1]
AN1, AR2
O
GVDD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com