công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADAQ4216BBCZ bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADAQ4216BBCZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 2MSPS, μModule Data-Acquisition Solution
PDF  61 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADAQ4216BBCZ bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - Analog Devices

Back Button ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 51Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 52Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 53Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 54Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 55Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 56Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 57Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 58Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 59Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 61 page
background image
Data Sheet
ADAQ4216
REGISTER DETAILS
analog.com
Rev. 0 | 55 of 61
VENDOR ID LOW REGISTER
Address: 0x0C, Reset: 0x56, Name: VENDOR_L
Low byte of the vendor ID.
Table 26. Bit Descriptions for VENDOR_L
Bits
Bit Name
Description
Reset
Access
[7:0]
VID[7:0]
Analog Devices Vendor ID.
0x56
R
VENDOR ID HIGH REGISTER
Address: 0x0D, Reset: 0x04, Name: VENDOR_H
High byte of the vendor ID.
Table 27. Bit Descriptions for VENDOR_H
Bits
Bit Name
Description
Reset
Access
[7:0]
VID[15:8]
Analog Devices Vendor ID.
0x4
R
STREAM MODE REGISTER
Address: 0x0E, Reset: 0x00, Name: STREAM_MODE
Defines the length of the loop when streaming data.
Table 28. Bit Descriptions for STREAM_MODE
Bits
Bit Name
Description
Reset
Access
[7:0]
LOOP_COUNT
Sets the data byte count before looping to start address. Not enabled in the ADAQ4216.
0x0
R/W
INTERFACE STATUS A REGISTER
Address: 0x11, Reset: 0x00, Name: INTERFACE_STATUS_A
Status bits are set to 1 to indicate an active condition. The status bits can be cleared by writing a 1 to the corresponding bit location.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com