công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS4397 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS4397
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit, Multi-Standard D/A Converter for Digital Audio
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS4397 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Cirrus Logic

Back Button CS4397_04 Datasheet HTML 26Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 27Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 28Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 29Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 30Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 31Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 32Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 33Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 34Page - Cirrus Logic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 34 page
background image
CS4397
34
DS333F1
11.0 PACKAGE DIMENSIONS
INCHES
MILLIMETERS
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
0.093
0.104
2.35
2.65
A1
0.004
0.012
0.10
0.30
B
0.013
0.020
0.33
0.51
C
0.009
0.013
0.23
0.32
D
0.697
0.713
17.70
18.10
E
0.29G10
1
0.299
7.40
7.60
e
0.040
0.060
1.02
1.52
H
0.394
0.419
10.00
10.65
L
0.016
0.050
0.40
1.27
JEDEC #: MS-013
28L SOIC (300 MIL BODY) PACKAGE DRAWING
D
H
E
b
A1
A
c
L
SEATING
PLANE
1
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com