công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS4397 bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CS4397
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit, Multi-Standard D/A Converter for Digital Audio
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS4397 bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Cirrus Logic

Back Button CS4397_04 Datasheet HTML 26Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 27Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 28Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 29Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 30Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 31Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 32Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 33Page - Cirrus Logic CS4397_04 Datasheet HTML 34Page - Cirrus Logic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 34 page
background image
CS4397
DS333F1
31
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
01
2
3
45
6
7
8
9
10
Frequency (normalized to Fs)
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
Frequency (normalized to Fs)
Figure 25. DSD Frequency Response
Figure 26. DSD Transition Band
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Frequency (normalized to Fs)
Figure 27. DSD Transition Band
Figure 28. De-Emphasis Curve
Gain
dB
-10dB
0dB
Frequency
T2 = 15 µs
T1=50 µs
F1
F2
3.183 kHz
10.61 kHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com