công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FAIXF972MLAA4 bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Intel Corporation

tên linh kiện FAIXF972MLAA4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Port 10/100 Mbps PHY Transceiver
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTEL [Intel Corporation]
Trang chủ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

FAIXF972MLAA4 bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Intel Corporation

Back Button FAIXF972MLAA4 Datasheet HTML 29Page - Intel Corporation FAIXF972MLAA4 Datasheet HTML 30Page - Intel Corporation FAIXF972MLAA4 Datasheet HTML 31Page - Intel Corporation FAIXF972MLAA4 Datasheet HTML 32Page - Intel Corporation FAIXF972MLAA4 Datasheet HTML 33Page - Intel Corporation FAIXF972MLAA4 Datasheet HTML 34Page - Intel Corporation FAIXF972MLAA4 Datasheet HTML 35Page - Intel Corporation FAIXF972MLAA4 Datasheet HTML 36Page - Intel Corporation FAIXF972MLAA4 Datasheet HTML 37Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 92 page
background image
Intel
® LXT972M Single-Port 10/100 Mbps PHY Transceiver
Datasheet
33
Document Number: 302875-005
Revision Date: 27-Oct-2005
5.4.4
Hardware Configuration Settings
The LXT972M Transceiver provides a hardware option to set the initial device configuration. As
listed in Table 13, the hardware option uses the hardware configuration pins, the settings for which
provide control bits.
Table 13. Hardware Configuration Settings for Intel
® LXT972M Transceiver
Desired Mode
LED/CFG
Pin
Settings
1
Resulting Register Bit Values
Control Register
Auto-Negotiation Advertisement
Register
Auto-
Neg.
Speed
(Mbps)
Duplex
123
Auto-
Neg.
0.12
Speed
0.13
Full-
Duplex
0.8
100
BASE-TX
Full-
Duplex
4.8
100
BASE
-TX
4.7
10
BASE-T
Full-
Duplex
4.6
10
BASE-T
4.5
Disabled
10
Half
LLL
0
00
N/A
Auto-Negotiation
Advertisement
Full
L
L
H
0
1
100
Half
L
H
L
1
0
Full
L
H
H
1
1
Enabled
100
Only
Half
H
L
L
1
10
0
1
0
0
Full/Half
H
L
H
1
1
1
1
0
0
10/100
Half Only
H
H
L
1
0
0
1
0
1
Full or
Half
HH
H
1
1
1
1
1
1
1. L = Low, and H = High. For LED/CFG pin assignments, see Chapter 3.0, “Pin Assignments for Intel® LXT972M
Transceiver”.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com