công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM263P2 bảng dữ liệu(PDF) 147 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM263P2
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM263Px Sitara™ Microcontrollers with Optional Flash-in-Package
PDF  164 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AM263P2 bảng dữ liệu(HTML) 147 Page - Texas Instruments

Back Button AM263P2 Datasheet HTML 143Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 144Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 145Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 146Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 147Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 148Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 149Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 150Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 151Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 147 / 164 page
background image
6.11.6.2 Trace
6.11.6.2.1 Debug Trace Timing Conditions
PARAMETER
MIN
MAX
UNIT
OUTPUT CONDITIONS
CL
Output Load Capacitance
2
5
pF
OUTPUT CONDITIONS
td(Trace Mismatch)
Propagation delay mismatch across all traces.
200
ps
6.11.6.2.2 Debug Trace Switching Characteristics
NO.
PARAMETER
DESCRIPTION
MIN
MAX
UNIT
DBTR1
tc(TRC_CLK)
Cycle time, TRC_CLK
9.75
ns
DBTR2
tw(TRC_CLKH)
Pulse width, TRC_CLK high
4.13
ns
DBTR3
tw(TRC_CLKL)
Pulse width, TRC_CLK low
4.13
ns
DBTR4
tosu(TRC_DATAV-TRC_CLK)
Output setup time, TRC_DATA valid to
TRC_CLK edge
1.22
ns
DBTR5
toh(TRC_CLK-TRC-DATAI)
Output hold time, TRC_CLK edge to
TRC_DATA invalid
1.22
ns
DBTR6
tosu(TRC_CTLV-TRC_CLK)
Output setup time, TRC_CTL valid to TRC_CLK
edge
1.22
ns
DBTR7
toh(TRC_CLK-TRC_CTLI)
Output hold time, TRC_CLK edge to TRC_CTL
invalid
1.22
ns
TRC_DATA
TRC_CTL
TRC_CLK
(
)
(
)
(Ideal)
Worst Case 1
Worst Case 2
DBTR1
DBTR2
DBTR3
DBTR4
DBTR6
DBTR5
DBTR7
DBTR4
DBTR6
DBTR5
DBTR7
SPRSP08_Debug_01
Figure 6-66. Trace Switching Characteristics
6.12 Decoupling Capacitor Requirements
6.12.1 Decoupling Capacitor Requirements
PARAMETER
DESCRIPTION
MIN
TYP
MAX
UNIT
CVDD
1.2V VDD (Cap)
10
µF
CVDDS33
3.3V VDDS (Cap)
10
µF
CVDDA33
3.3V VDDA (Cap)
10
µF
CVDDS18
1.8V VDDS (Cap)
0.1
µF
CVDDA18
1.8V VDDA (Cap)
0.1
µF
CVPP
1.7V VPP (Cap)
0.1
µF
CVDDS18_LDO
1.8V LDO VDDS (Cap)
3.3
µF
CVDDA18_LDO
1.8V LDO VDDA (Cap)
4.7
µF
CADC_VREF
ADC VREFHI (Cap)
4.7
µF
www.ti.com
AM263P4, AM263P2, AM263P1, AM263P4-Q1, AM263P2-Q1, AM263P1-Q1
SPRSP81C – OCTOBER 2023 – REVISED MAY 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
147
Product Folder Links: AM263P4 AM263P2 AM263P1 AM263P4-Q1 AM263P2-Q1 AM263P1-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com