công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM263P2 bảng dữ liệu(PDF) 99 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM263P2
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM263Px Sitara™ Microcontrollers with Optional Flash-in-Package
PDF  164 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AM263P2 bảng dữ liệu(HTML) 99 Page - Texas Instruments

Back Button AM263P2 Datasheet HTML 95Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 96Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 97Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 98Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 99Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 100Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 101Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 102Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 103Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 99 / 164 page
background image
6.11.5.1.3 CPSW RMII Timing
6.11.5.1.3.1 CPSW RMII Timing Conditions
PARAMETER
MIN
MAX
UNIT
INPUT CONDITIONS
SRI
Input Slew Rate
VDD = 3.3V
0.4
1.2
V/ns
OUTPUT CONDITIONS
CL
Output Load Capacitance
3
25
pF
6.11.5.1.3.2 CPSW RMII[x]_REFCLK Timing Requirements - RMII Mode
NO.
PARAMETER
DESCRIPTION
MIN
MAX
UNIT
RMII1
tc(REF_CLK)
Cycle time, REF_CLK
19.999
20
ns
RMII2
tw(REF_CLKH)
Pulse duration, REF_CLK High
7
13
ns
RMII3
tw(REF_CLKL)
Pulse duration, REF_CLK Low
7
13
ns
RMII[x]_REF_CLK
RMII2
RMII3
RMII1
Figure 6-11. CPSW RMII[x]_REF_CLK Timing Requirements – RMII Mode
6.11.5.1.3.3 CPSW RMII[x]_RXD[1:0], RMII[x]_CRS_DV, and RMII[x]_RXER Timing Requirements - RMII Mode
NO.
PARAMETER
DESCRIPTION
MIN
MAX
UNIT
RMII4
tsu(RXD-REF_CLK)
Setup time, RXD[1:0] valid before REF_CLK
4
ns
tsu(CRS_DV-REF_CLK)
Setup time, CRS_DV valid before REF_CLK
4
ns
tsu(RX_ER-REF_CLK)
Setup time, RX_ER valid before REF_CLK
4
ns
RMII5
th(REF_CLK-RXD)
Hold time, RXD[1:0] valid after REF_CLK
2
ns
th(REF_CLK-CRS_DV)
Hold time, CRS_DV valid after REF_CLK
2
ns
th(REF_CLK-RX_ER)
Hold time, RX_ER valid after REF_CLK
2
ns
RMII4
RMII5
RMII[x]_
_
REF CLK
RMII[x]_RXD[1:0], RMII[x]_CRS_DV,
RMII[x]_RX_ER
Figure 6-12. CPSW RMII[x]_RXD[1:0], RMII[x]_CRS_DV, RMII[x]_RX_ER Timing Requirements – RMII
Mode
www.ti.com
AM263P4, AM263P2, AM263P1, AM263P4-Q1, AM263P2-Q1, AM263P1-Q1
SPRSP81C – OCTOBER 2023 – REVISED MAY 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
99
Product Folder Links: AM263P4 AM263P2 AM263P1 AM263P4-Q1 AM263P2-Q1 AM263P1-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com