công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM263P2 bảng dữ liệu(PDF) 151 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM263P2
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM263Px Sitara™ Microcontrollers with Optional Flash-in-Package
PDF  164 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AM263P2 bảng dữ liệu(HTML) 151 Page - Texas Instruments

Back Button AM263P2 Datasheet HTML 147Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 148Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 149Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 150Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 151Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 152Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 153Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 154Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 155Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 151 / 164 page
background image
AM263P
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
H1
K3
L2
M1
P1
J1
K4
P3
K2
M4
J4
L1
J3
10kΩ
VDDS33
4.7kΩ
PORz
VDDS33
Open-Drain Output
Buffer
For all NC pins, do
not connect any PCB
trace
For pin L1, place
pull-up resistor as
close to SoC as
possible
Figure 8-1. ZCZ_F Package OSPI Connection Requirements
www.ti.com
AM263P4, AM263P2, AM263P1, AM263P4-Q1, AM263P2-Q1, AM263P1-Q1
SPRSP81C – OCTOBER 2023 – REVISED MAY 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
151
Product Folder Links: AM263P4 AM263P2 AM263P1 AM263P4-Q1 AM263P2-Q1 AM263P1-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com