công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATMEGA161-4AI bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATMEGA161-4AI
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Microcontroller with 16K Bytes of In-System Programmable Flash
PDF  159 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATMEGA161-4AI bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATMEGA161-4AI Datasheet HTML 93Page - ATMEL Corporation ATMEGA161-4AI Datasheet HTML 94Page - ATMEL Corporation ATMEGA161-4AI Datasheet HTML 95Page - ATMEL Corporation ATMEGA161-4AI Datasheet HTML 96Page - ATMEL Corporation ATMEGA161-4AI Datasheet HTML 97Page - ATMEL Corporation ATMEGA161-4AI Datasheet HTML 98Page - ATMEL Corporation ATMEGA161-4AI Datasheet HTML 99Page - ATMEL Corporation ATMEGA161-4AI Datasheet HTML 100Page - ATMEL Corporation ATMEGA161-4AI Datasheet HTML 101Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 97 / 159 page
background image
97
ATmega161(L)
1228D–AVR–02/07
Figure 61. Port B Schematic Diagram (Pin PB6)
Figure 62. Port B Schematic Diagram (Pin PB7)
D
D
Q
Q
RESET
RESET
C
C
WD
WP
RD
MOS
PULL-
UP
PB6
R
R
WP:
WD:
RL:
RP:
RD:
SPE:
MSTR
WRITE PORTB
WRITE DDRB
READ PORTB LATCH
READ PORTB PIN
READ DDRB
SPI ENABLE
MASTER SELECT
DDB6
PORTB6
SPE
MSTR
SPI SLAVE
OUT
SPI MASTER
IN
RL
RP
D
D
Q
Q
RESET
RESET
C
C
WD
WP
RD
MOS
PULL-
UP
PB7
R
R
WP:
WD:
RL:
RP:
RD:
SPE:
MSTR
WRITE PORTB
WRITE DDRB
READ PORTB LATCH
READ PORTB PIN
READ DDRB
SPI ENABLE
MASTER SELECT
DDB7
PORTB7
SPE
MSTR
SPI ClLOCK
OUT
SPI CLOCK
IN
RL
RP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com