| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SM8521 bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - Sharp Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SM8521 bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - Sharp Corporation |
|
55 / 56 page ![]() SM8521 - 55 - SYSTEM CONFIGURATION EXAMPLE SRAM (8/16k-byte) Common driver LH1527 LCD panel (200/160 x 100/160/200-dot) SM85CPU 5 V RAM (1 k-byte) ROM (4 k-byte) Timer • Clock • Watchdog timer Sound generator AMP MROM Flash SRAM 8-bit MAX. 2 M-byte SRAM MAX. 8 k-byte UART MMU PIO PC IR Key matrix/touch key LCDC/DMA VLCD 5 V Segment driver LH1528 VLCD 5 V • Electronic organizer |