| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
F39-TGR-CVL-B-2-R bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - Omron Electronics LLC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
F39-TGR-CVL-B-2-R bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - Omron Electronics LLC |
|
84 / 98 page ![]() 66 List of models Section 15-8 Slave operation model, 30 mm resolution, Cascadable, Slave unit Type Name Version Resolution [mm] Length [mm] Operation MS4800F-E-030-0280 n.a. 30 mm 280 Slave MS4800F-E-030-0320 n.a. 30 mm 320 Slave MS4800F-E-030-0360 n.a. 30 mm 360 Slave MS4800F-E-030-0400 n.a. 30 mm 400 Slave MS4800F-E-030-0440 n.a. 30 mm 440 Slave MS4800F-E-030-0480 n.a. 30 mm 480 Slave MS4800F-E-030-0520 n.a. 30 mm 520 Slave MS4800F-E-030-0560 n.a. 30 mm 560 Slave MS4800F-E-030-0600 n.a. 30 mm 600 Slave MS4800F-E-030-0640 n.a. 30 mm 640 Slave MS4800F-E-030-0680 n.a. 30 mm 680 Slave MS4800F-E-030-0720 n.a. 30 mm 720 Slave MS4800F-E-030-0760 n.a. 30 mm 760 Slave MS4800F-E-030-0800 n.a. 30 mm 800 Slave MS4800F-E-030-0840 n.a. 30 mm 840 Slave MS4800F-E-030-0880 n.a. 30 mm 880 Slave MS4800F-E-030-0920 n.a. 30 mm 920 Slave MS4800F-E-030-0960 n.a. 30 mm 960 Slave MS4800F-E-030-1000 n.a. 30 mm 1000 Slave MS4800F-E-030-1040 n.a. 30 mm 1040 Slave MS4800F-E-030-1080 n.a. 30 mm 1080 Slave MS4800F-E-030-1120 n.a. 30 mm 1120 Slave MS4800F-E-030-1160 n.a. 30 mm 1160 Slave MS4800F-E-030-1200 n.a. 30 mm 1200 Slave MS4800F-E-030-1240 n.a. 30 mm 1240 Slave MS4800F-E-030-1280 n.a. 30 mm 1280 Slave MS4800F-E-030-1320 n.a. 30 mm 1320 Slave MS4800F-E-030-1360 n.a. 30 mm 1360 Slave MS4800F-E-030-1400 n.a. 30 mm 1400 Slave MS4800F-E-030-1440 n.a. 30 mm 1440 Slave MS4800F-E-030-1480 n.a. 30 mm 1480 Slave MS4800F-E-030-1520 n.a. 30 mm 1520 Slave MS4800F-E-030-1560 n.a. 30 mm 1560 Slave MS4800F-E-030-1600 n.a. 30 mm 1600 Slave MS4800F-E-030-1640 n.a. 30 mm 1640 Slave MS4800F-E-030-1680 n.a. 30 mm 1680 Slave MS4800F-E-030-1720 n.a. 30 mm 1720 Slave MS4800F-E-030-1760 n.a. 30 mm 1760 Slave MS4800F-E-030-1800 n.a. 30 mm 1800 Slave MS4800F-E-030-1840 n.a. 30 mm 1840 Slave MS4800F-E-030-1880 n.a. 30 mm 1880 Slave MS4800F-E-030-1920 n.a. 30 mm 1920 Slave MS4800F-E-030-1960 n.a. 30 mm 1960 Slave MS4800F-E-030-2000 n.a. 30 mm 2000 Slave MS4800F-E-030-2040 n.a. 30 mm 2040 Slave MS4800F-E-030-2080 n.a. 30 mm 2080 Slave MS4800F-E-030-2120 n.a. 30 mm 2120 Slave |