công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F51116ADLF bảng dữ liệu(PDF) 121 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F51116ADLF
Giải thích chi tiết về linh kiện  32 MHz 32-bit RX MCUs, 50 DMIPS, up to 512 Kbytes of flash memory, USB 2.0 full-speed host/function/OTG, up to 6 comms channels, 12-bit A/D, 8-bit D/A, RTC
PDF  127 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F51116ADLF bảng dữ liệu(HTML) 121 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F51116ADLF Datasheet HTML 117Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 118Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 119Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 120Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 121Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 122Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 123Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 124Page - Renesas Technology Corp R5F51116ADLF Datasheet HTML 125Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 121 / 127 page
background image
R01DS0190EJ0130 Rev.1.30
Page 121 of 127
May 31, 2016
RX111 Group
Appendix 1. Package Dimensions
Figure G
36-Pin WFLGA (PWLG0036KA-A)
JEITA Package Code
RENESAS Code
Previous Code
MASS (TYP.) [g]
P-WFLGA36-4x4-0.50
PWLG0036KA-A
P36FC-50-AA4-2
0.023
ITEM
DIMENSIONS
D
E
w
e
A
b
x
y
y1
ZD
ZE
4.00
±0.10
4.00
±0.10
0.05
0.20
0.69
±0.07
0.08
0.50
0.24
±0.05
(UNIT:mm)
0.20
0.75
0.75
S
y1
S
A
S
y
S
x
32x b
A B
M
e
S
wB
ZD
ZE
INDEX MARK
B
C
A
S
wA
D
E
E
1
2
E
F
DC B
A
3
4
5
6
C
D
DETAIL
DETAIL
E
DETAIL
b
0.34
±0.05
0.55
0.70
±0.05
0.55
±0.05
0.70
±0.05
0.55
±0.05
0.75
φ
φ
0.75
0.55
0.55
R0.17
±0.05
R0.17
±0.05
R0.12
±0.05
R0.12
±0.05
R0.275
±0.05
R0.35
±0.05
0.75
0.55
±0.05
0.70
± 0.05
0.55
0.75
0.55
±0.05
0.70
±0.05
(LAND PAD)
(APERTURE OF
SOLDER RESIST)
D
2.90
2.90
2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com