công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F303X6 bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F303X6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 64KB Flash, 16KB SRAM, 2 ADCs, 3 DACs, 3 comp., op-amp 2.0 - 3.6 V
PDF  124 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F303X6 bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F303X6 Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 124 page
background image
Electrical characteristics
STM32F303x6/x8
64/124
DS9866 Rev 8
On-chip peripheral current consumption
The MCU is placed under the following conditions:
•
All I/O pins are in analog input configuration
•
All peripherals are disabled unless otherwise mentioned
•
The given value is calculated by measuring the current consumption:
–
With all peripherals clocked off
–
With only one peripheral clocked on
•
Ambient operating temperature at 25°C and VDD = VDDA = 3.3 V
Table 34. Peripheral current consumption
Peripheral
Typical consumption(1)
Unit
IDD
BusMatrix (2)
11.1
µA/MHz
DMA1
8.0
CRC
2.1
GPIOA
8.7
GPIOB
8.4
GPIOC
8.4
GPIOD
2.6
GPIOF
1.7
TSC
4.7
ADC1&2
17.4
APB2-Bridge (3)
3.3
SYSCFG
4.2
TIM1
32.3
USART1
20.3
TIM15
13.8
TIM16
9.7
TIM17
10.3
APB1-Bridge (3)
5.3
TIM2
43.4
TIM3
34.0
TIM6
9.7
TIM7
10.3
WWDG
6.9
USART2
18.8
USART3
19.1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com