công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F303X6 bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F303X6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 64KB Flash, 16KB SRAM, 2 ADCs, 3 DACs, 3 comp., op-amp 2.0 - 3.6 V
PDF  124 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F303X6 bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F303X6 Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 124 page
background image
DS9866 Rev 8
47/124
STM32F303x6/x8
Electrical characteristics
102
6.1.6
Power-supply scheme
Figure 12. Power-supply scheme
Caution:
Each power-supply pair (VDD/VSS, VDDA/VSSA etc..) must be decoupled with filtering
ceramic capacitors as shown above. These capacitors must be placed as close as possible
to or below the appropriate pins on the underside of the PCB, to ensure the good
functionality of the device.
MS31954V1
Kernel logic
(CPU,
digital
& memories)
Backup circuitry
(LSE, RTC,
Backup registers)
Wake-up logic
ADC/
DAC
I/O
Logic
VDD
1.65 - 3.6V
V
BAT
Power
switch
4 x V
DD
4 x V
SS
V
DDA
V
REF+
VREF-
V
SSA
V
DDA
GPIOs
OUT
IN
4 x 100 nF
+ 1 x 4.7 μF
10 nF
+ 1 μF
Analog such as RCs, PLL,
comparators, OPAMP
Regulator



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com