công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F303X6 bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F303X6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, up to 64KB Flash, 16KB SRAM, 2 ADCs, 3 DACs, 3 comp., op-amp 2.0 - 3.6 V
PDF  124 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F303X6 bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F303X6 Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM32F303X6 Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 124 page
background image
DS9866 Rev 8
53/124
STM32F303x6/x8
Electrical characteristics
102
6.3.4
Embedded reference voltage
The parameters given in Table 23 are derived from tests performed under ambient
temperature and VDD supply voltage conditions summarized in Table 19.
Table 22. Programmable voltage detector characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min.(1)
1. Data based on characterization results only, not tested in production.
Typ.
Max.(1)
Unit
VPVD0
PVD threshold 0
Rising edge
2.1
2.18
2.26
V
Falling edge
2
2.08
2.16
VPVD1
PVD threshold 1
Rising edge
2.19
2.28
2.37
Falling edge
2.09
2.18
2.27
VPVD2
PVD threshold 2
Rising edge
2.28
2.38
2.48
Falling edge
2.18
2.28
2.38
VPVD3
PVD threshold 3
Rising edge
2.38
2.48
2.58
Falling edge
2.28
2.38
2.48
VPVD4
PVD threshold 4
Rising edge
2.47
2.58
2.69
Falling edge
2.37
2.48
2.59
VPVD5
PVD threshold 5
Rising edge
2.57
2.68
2.79
Falling edge
2.47
2.58
2.69
VPVD6
PVD threshold 6
Rising edge
2.66
2.78
2.9
Falling edge
2.56
2.68
2.8
VPVD7
PVD threshold 7
Rising edge
2.76
2.88
3
Falling edge
2.66
2.78
2.9
VPVDhyst(2)
2. Guaranteed by design, not tested in production.
PVD hysteresis
-
-
100
-
mV
IDD(PVD)
PVD current
consumption
-
-
0.15
0.26
µA
Table 23. Embedded internal reference voltage
Symbol
Parameter
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VREFINT
Internal reference voltage –40 °C < TA < +105 °C 1.20
1.23
1.25
V
TS_vrefint
ADC sampling time when
reading the internal
reference voltage
-2.2
-
-
µs
VRERINT
Internal reference voltage
spread over the
temperature range
VDD = 31.8 V ±10 mV
-
-
10(1)
1. Guaranteed by design, not tested in production.
mV
TCoeff
Temperature coefficient
-
-
-
100(1) ppm/°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com