công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PRT2011DAF4A bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PRT2011DAF4A
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX RT1064 Crossover Processors Data Sheet for Consumer Products
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PRT2011DAF4A bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - NXP Semiconductors

Back Button PRT2011DAF4A Datasheet HTML 72Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 73Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 74Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 75Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 76Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 77Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 78Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 79Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 80Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 112 page
background image
i.MX RT1064 Crossover Processors Data Sheet for Consumer Products, Rev. 2, 08/2020
76
NXP Semiconductors
Electrical Characteristics
Figure 48 shows MII transmit signal timings. Table 65 describes the timing parameters (M5–M8) shown
in the figure.
Figure 48. MII transmit signal timing diagram
1 ENET_TX_EN, ENET_TX_CLK, and ENET0_TXD0 have the same timing in 10-Mbps 7-wire interface mode.
4.9.4.1.3
MII asynchronous inputs signal timing (ENET_CRS and ENET_COL)
Figure 49 shows MII asynchronous input timings. Table 66 describes the timing parameter (M9) shown in
the figure.
Figure 49. MII asynchronous inputs timing diagram
1 ENET_COL has the same timing in 10-Mbit 7-wire interface mode.
Table 65. MII transmit signal timing
ID
Characteristic1
Min.
Max.
Unit
M5
ENET_TX_CLK to ENET_TX_DATA3,2,1,0, ENET_TX_EN,
ENET_TX_ER invalid
5—
ns
M6
ENET_TX_CLK to ENET_TX_DATA3,2,1,0, ENET_TX_EN,
ENET_TX_ER valid
—20
ns
M7
ENET_TX_CLK pulse width high
35%
65%
ENET_TX_CLK period
M8
ENET_TX_CLK pulse width low
35%
65%
ENET_TX_CLK period
Table 66. MII asynchronous inputs signal timing
ID
Characteristic
Min.
Max.
Unit
M91
ENET_CRS to ENET_COL minimum pulse width
1.5
—
ENET_TX_CLK period
ENET_TX_CLK (input)
ENET_TX_DATA3,2,1,0
M7
M8
M5
M6
ENET_TX_ER
ENET_TX_EN
(outputs)
ENET_CRS, ENET_COL
M9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com