công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PRT2011DAF4A bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PRT2011DAF4A
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX RT1064 Crossover Processors Data Sheet for Consumer Products
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PRT2011DAF4A bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - NXP Semiconductors

Back Button PRT2011DAF4A Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 48Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 49Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 50Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 51Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 54Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 55Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 112 page
background image
Electrical Characteristics
i.MX RT1064 Crossover Processors Data Sheet for Consumer Products, Rev. 2, 08/2020
NXP Semiconductors
51
Figure 23. FlexSPI input timing in DDR mode where FlexSPIn_MCR0[RXCLKSRC] = 0x3 (case B1)
Figure 24. FlexSPI input timing in DDR mode where FlexSPIn_MCR0[RXCLKSRC] = 0x3 (case B2)
4.5.2.2
FlexSPI output/write timing
The following sections describe output signal timing for the FlexSPI controller including control signals
and data outputs.
4.5.2.2.1
SDR mode
Table 44. FlexSPI input timing in DDR mode where FlexSPIn_MCR0[RXCLKSRC] = 0x3 (case B2)
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
Frequency of operation
—
166
MHz
TSCKD
Time from SCK to data valid
—
—
ns
TSCKD - TSCKDQS
Time delta between TSCKD and TSCKDQS
-1
1
ns
Table 45. FlexSPI output timing in SDR mode
Symbol
Parameter
Min
Max
Unit
Frequency of operation
—
1661
MHz
Tck
SCK clock period
6.0
—
ns
TDVO
Output data valid time
—
1
ns
TDHO
Output data hold time
-1
—
ns
TSCKD
TSCKDQS
SIO[0:7]
DQS
SCK
TSCKD
TSCK2DQS
SCK2
SIO[0:7]
DQS
SCK



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com