công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PRT2011DAF4A bảng dữ liệu(PDF) 61 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PRT2011DAF4A
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX RT1064 Crossover Processors Data Sheet for Consumer Products
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PRT2011DAF4A bảng dữ liệu(HTML) 61 Page - NXP Semiconductors

Back Button PRT2011DAF4A Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 61 / 112 page
background image
Electrical Characteristics
i.MX RT1064 Crossover Processors Data Sheet for Consumer Products, Rev. 2, 08/2020
NXP Semiconductors
61
Figure 35. 12-bit ADC input impedance equivalency diagram
Analog Source
Resistance
12 bit mode fADCK =
40MHz ADLSMP=0,
ADSTS=10, ADHSC=1
RAS
—
—
1
kohms
Tsamp=150
ns
RAS depends on Sample Time Setting (ADLSMP, ADSTS) and ADC Power Mode (ADHSC, ADLPC). See charts for Minimum
Sample Time vs RAS
ADC Conversion Clock
Frequency
ADLPC=0, ADHSC=1
12 bit mode
fADCK
4
—
40
MHz
—
ADLPC=0, ADHSC=0
12 bit mode
4
—
30
MHz
—
ADLPC=1, ADHSC=0
12 bit mode
4
—
20
MHz
—
1 Typical values assume VDDA = 3.0 V, Temp = 25°C, fADCK=20 MHz unless otherwise stated. Typical values are for reference
only and are not tested in production.
2 DC potential differences
Table 54. 12-bit ADC operating conditions (continued)
Characteristic
Conditions
Symb
Min
Typ1
Max
Unit
Comment



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com