công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PRT2011DAF4A bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PRT2011DAF4A
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX RT1064 Crossover Processors Data Sheet for Consumer Products
PDF  112 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PRT2011DAF4A bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - NXP Semiconductors

Back Button PRT2011DAF4A Datasheet HTML 34Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors PRT2011DAF4A Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 112 page
background image
i.MX RT1064 Crossover Processors Data Sheet for Consumer Products, Rev. 2, 08/2020
38
NXP Semiconductors
Electrical Characteristics
4.3.3.1
Single voltage GPIO output buffer impedance
Table 26 shows the GPIO output buffer impedance (NVCC_XXXX 1.8 V).
Table 27 shows the GPIO output buffer impedance (NVCC_XXXX 3.3 V).
4.4
System modules
This section contains the timing and electrical parameters for the modules in the i.MX RT1064 processor.
4.4.1
Reset timings parameters
Figure 7 shows the reset timing and Table 28 lists the timing parameters.
Figure 7. Reset timing diagram
Table 26. GPIO output buffer average impedance (NVCC_XXXX 1.8 V)
Parameter
Symbol
Drive Strength (DSE)
Typ Value
Unit
Output Driver
Impedance
Rdrv
001
010
011
100
101
110
111
260
130
88
65
52
43
37
Table 27. GPIO output buffer average impedance (NVCC_XXXX 3.3 V)
Parameter
Symbol
Drive Strength (DSE)
Typ Value
Unit
Output Driver
Impedance
Rdrv
001
010
011
100
101
110
111
157
78
53
39
32
26
23
Table 28. Reset timing parameters
ID
Parameter
Min Max
Unit
CC1
Duration of POR_B to be qualified as valid.
1
—
RTC_XTALI cycle
POR_B
CC1
(Input)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com