| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPD17P136ACT bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - NEC |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD17P136ACT bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - NEC |
|
95 / 292 page ![]() CHAPTER 9 REGISTER FILE (RF) 76 Figure 9-4. Control Register Configuration (2/2) Note The value of the INT flag changes every moment according to the status of the INT pin. 8 9 A B CDE F R/W R/W R/W R/W P 0 C 0 I D I 000000000000 P 0 C B I O 0 Z C R O S S R/W R/W 000000000001 I R Q S I O R/W R/W S I O E N 00000000 000 Note P 0 B G P U R/W R/W R/W R/W P 0 D B I O 0 00000000 00000000 0 I P S I O R T M 0 O S E L P 0 A G P U I N T 0000 I E G M D 0 I E G M D 1 0 0 0 P 0 C 1 I D I P 0 C B I O 1 P 0 C 2 I D I P 0 C B I O 2 P 0 C 3 I D I P 0 C B I O 3 00 I P B T M I P T M 1 I P T M 0 I P R/W R/W R/W 0 0 0 P 0 D B I O 1 P 0 D B I O 2 P 0 D B I O 3 P 0 A G I O P 0 B G I O P 1 A G I O 0 0 0 I R Q B T M 0 0 0 I R Q T M 1 0 0 0 0000 I R Q T M 0 0 0 0 0000 I R Q 0 0 0 0 0 0 00 00 |