| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PFS172 bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - PADAUK Technology. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PFS172 bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - PADAUK Technology. |
|
85 / 92 page ![]() PFS172 8bit MTP MCU with 8-bit ADC ©Copyright 2020, PADAUK Technology Co. Ltd Page 85 of 92 PDK-DS-PFS172-EN_V000-May 8, 2020 7.9. Summary of affected flags by Instructions Instruction Z C AC OV Instruction Z C AC OV Instruction Z C AC OV mov a, I - - - - mov M, a - - - - mov a, M Y - - - mov a, IO Y - - - mov IO, a - - - - ldt16 word - - - - stt16 word - - - - idxm a, index - - - - idxm index, a - - - - xch M - - - - pushaf - - - - popaf Y Y Y Y add a, I Y Y Y Y add a, M Y Y Y Y add M, a Y Y Y Y addc a, M Y Y Y Y addc M, a Y Y Y Y addc a Y Y Y Y addc M Y Y Y Y nadd a, M Y Y Y Y nadd M, a Y Y Y Y sub a, I Y Y Y Y sub a, M Y Y Y Y sub M, a Y Y Y Y subc a, M Y Y Y Y subc M, a Y Y Y Y subc a Y Y Y Y subc M Y Y Y Y inc M Y Y Y Y dec M Y Y Y Y clear M - - - - sr a - Y - - src a - Y - - sr M - Y - src M - Y - sl a - Y - - slc a - Y - sl M - Y - - slc M - Y - - swap a - - - - and a, I Y - - and a, M Y - - - and M, a Y - - or a, I Y - - - or a, M Y - - - or M, a Y - - xor a, I Y - - - xor IO, a - - - - xor a, M Y xor M, a Y - - - not a Y - - not M Y - - - neg a Y - - neg M Y - - - comp a, M Y Y Y Y comp M, a Y Y Y Y set0 IO.n - - set1 IO.n - - - set0 M.n - - - - set1 M.n - - - - swapc IO.n - Y - - ceqsn a, I Y Y Y Y ceqsn a, M Y Y Y Y cneqsn a,M Y Y Y Y cneqsn a, I Y Y Y Y t0sn IO.n - - t1sn IO.n - - t0sn M.n - - - - t1sn M.n - - - - izsn a Y Y Y Y dzsn a Y Y Y Y izsn M Y Y Y Y dzsn M Y Y Y Y call label goto label - - - - ret I - - - - ret - - - - reti - - - - nop - - - - pcadd a - - - - engint - - - - disgint - - - - stopsys - - - - stopexe - - - - reset - - - - wdreset - - - - 7.10. BIT definition Bit access of RAM is only available for address from 0x00 to 0x7F. |