công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSZ8893FQL bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - Microchip Technology

tên linh kiện KSZ8893FQL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Chip 3-Port Switch with Fiber Support
PDF  109 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

KSZ8893FQL bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - Microchip Technology

Back Button KSZ8893FQL Datasheet HTML 58Page - Microchip Technology KSZ8893FQL Datasheet HTML 59Page - Microchip Technology KSZ8893FQL Datasheet HTML 60Page - Microchip Technology KSZ8893FQL Datasheet HTML 61Page - Microchip Technology KSZ8893FQL Datasheet HTML 62Page - Microchip Technology KSZ8893FQL Datasheet HTML 63Page - Microchip Technology KSZ8893FQL Datasheet HTML 64Page - Microchip Technology KSZ8893FQL Datasheet HTML 65Page - Microchip Technology KSZ8893FQL Datasheet HTML 66Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 109 page
background image
 2019 Microchip Technology Inc.
DS00003038B-page 61
KSZ8893FQL
Register 23 [6:0] (0x17): Port 1 Control 7
Register 39 [6:0] (0x27): Port 2 Control 7
Register 55 [6:0] (0x37): Port 3 Control 7
7-4
Ingress Pri3 Rate
R/W
Ingress data rate limit for priority 3 frames
Ingress traffic from this priority queue is shaped
according to the ingress rate selected below:
0000 = Not limited (Default)
0001 = 64 Kbps
0010 = 128 Kbps
0011 = 256 Kbps
0100 = 512 Kbps
0101 = 1 Mbps
0110 = 2 Mbps
0111 = 4 Mbps
1000 = 8 Mbps
1001 = 16 Mbps
1010 = 32 Mbps
1011 = 48 Mbps
1100 = 64 Mbps
1101 = 72 Mbps
1110 = 80 Mbps
1111 = 88 Mbps
Note: For 10BT, rate settings above 10 Mbps are set
to the default value 0000 (Not limited).
0x0
3-0
Ingress Pri2 Rate
R/W
Ingress data rate limit for priority 2 frames
Ingress traffic from this priority queue is shaped
according to the ingress rate selected below:
0000 = Not limited (Default)
0001 = 64 Kbps
0010 = 128 Kbps
0011 = 256 Kbps
0100 = 512 Kbps
0101 = 1 Mbps
0110 = 2 Mbps
0111 = 4 Mbps
1000 = 8 Mbps
1001 = 16 Mbps
1010 = 32 Mbps
1011 = 48 Mbps
1100 = 64 Mbps
1101 = 72 Mbps
1110 = 80 Mbps
1111 = 88 Mbps
Note: For 10BT, rate settings above 10 Mbps are set
to the default value 0000 (Not limited).
0x0
TABLE 4-8:
PORT REGISTERS (REGISTERS 16 - 95) (CONTINUED)
Bit
Name
R/W
Description
Default



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com