công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDB4245 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Cirrus Logic

tên linh kiện CDB4245
Giải thích chi tiết về linh kiện  105 dB, 24-Bit, 192 kHz Streo Sudio CODEC
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CIRRUS [Cirrus Logic]
Trang chủ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CDB4245 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Cirrus Logic

Back Button CDB4245 Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CDB4245 Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CDB4245 Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CDB4245 Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CDB4245 Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic CDB4245 Datasheet HTML 15Page - Cirrus Logic CDB4245 Datasheet HTML 16Page - Cirrus Logic CDB4245 Datasheet HTML 17Page - Cirrus Logic CDB4245 Datasheet HTML 18Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 54 page
background image
CS4245
14
ADC ANALOG CHARACTERISTICS (cont)
11. Referred to the typical line level full-scale input voltage
12. Valid for Double and Quad Speed Modes only.
13. Valid when the microphone level inputs are selected.
Microphone Level Inputs
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Dynamic Performance for VA = 5 V
Dynamic Range
PGA Setting: -12 dB to 0 dB
A-weighted
unweighted
PGA Setting: +12 dB
A-weighted
unweighted
77
74
65
62
83
80
71
68
-
-
-
-
dB
dB
dB
dB
Total Harmonic Distortion + Noise
(Note 11)
PGA Setting: -12 dB to 0 dB
-1 dB
-20 dB
-60 dB
PGA Setting: +12 dB
-1 dB
THD+N
-
-
-
-
-80
-60
-20
-68
-74
-
-
-
dB
dB
dB
dB
Dynamic Performance for VA = 3.3 V
Dynamic Range
PGA Setting: -12 dB to 0 dB
A-weighted
unweighted
PGA Setting: +12 dB
A-weighted
unweighted
77
74
65
62
83
80
71
68
-
-
-
-
dB
dB
dB
dB
Total Harmonic Distortion + Noise
(Note 11)
PGA Setting: -12 dB to 0 dB
-1 dB
-20 dB
-60 dB
PGA Setting: +12 dB
-1 dB
THD+N
-
-
-
-
-80
-60
-20
-68
-74
-
-
-
dB
dB
dB
dB
Interchannel Isolation
-
30
-
dB
Microphone Level Input Characteristics
Full-scale Input Voltage
0.013*VA
0.014*VA
0.015*VA
Vpp
Input Impedance
(Note 13)
-
100
-
k
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com