công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NUC029-FAN bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện NUC029-FAN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm짰 Cortex짰-M 32-bit Microcontroller
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

NUC029-FAN bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button NUC029-FAN Datasheet HTML 21Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 22Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 23Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 24Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 25Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 26Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 27Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 28Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 29Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 70 page
background image
NUC029xDE
Dec 18, 2018
Page 25 of 70
Rev 1.01
6.2.3 System Power Distribution
In this chip, the power distribution is divided into three segments.
Analog power from AVDD and AVSS provides the power for analog components
operation.
Digital power from VDD and VSS supplies the power to the internal regulator which
provides a fixed 1.8 V power for digital operation and I/O pins.
The outputs of internal voltage regulators, LDO, require an external capacitor which should be
located close to the corresponding pin. Analog power (AVDD) should be the same voltage level
with the digital power (VDD). Figure 6-2 shows the NuMicro
®
NUC029LDE/NUC029SDE power
distribution.
12-bit
SAR-ADC
Brown-out
Detector
Low Voltage
Reset
FLASH
Digital Logic
Internal
22.1184 MHz & 10 kHz
Oscillator
AVDD
AVSS
LDO_CAP
1uF
GPIO
NUC029LDE/NUC029SDE Power Distribution
LDO
PLL
POR50
POR18
IO cell
ULDO
1.8V
1.8V
Figure 6-2 NuMicro
® NUC029LDE/NUC029SDE Power Distribution Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com