công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NUC029-FAN bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện NUC029-FAN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm짰 Cortex짰-M 32-bit Microcontroller
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

NUC029-FAN bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button NUC029-FAN Datasheet HTML 30Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 31Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 32Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 33Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 34Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 35Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 36Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 37Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 38Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 70 page
background image
NUC029xDE
Dec 18, 2018
Page 34 of 70
Rev 1.01
1
0
PLLCON[19]
22.1184
MHz
4~24
MHz
PLLFOUT
111
011
010
001
4~24 MHz
Reserved
4~24 MHz
HCLK
22.1184 MHz
000
1/2
1/2
1/2
CLKSEL0[5:3]
1
0
SysTick
TMR 0
ADC
UART 0~3
ISP
WDT
TMR 3
TMR 2
TMR 1
CPU
FMC
10 kHz
011
010
001
000
HCLK
Reserved
4~24 MHz
111
011
010
001
PLLFOUT
Reserved
4~24 MHz
10 kHz
22.1184 MHz
000
CLKSEL0[2:0]
SYST_CSR[2]
CPUCLK
1/(HCLK_N+1)
PCLK
CPUCLK
HCLK
11
01
00
PLLFOUT
4~24 MHz
HCLK
CLKSEL1[3:2]
External trigger
CLKSEL1[22:20]
CLKSEL1[18:16]
CLKSEL1[14:12]
CLKSEL1[10:8]
22.1184 MHz
WWDT
10 kHz
1/(ADC_N+1)
11
10
CLKSEL1[1:0]
HCLK
1/2048
1/(UART_N+1)
22.1184 MHz
4~24 MHz
11
01
00
PLLFOUT
4~24 MHz
22.1184 MHz
CLKSEL1[25:24]
22.1184 MHz
10
10 kHz
22.1184 MHz
101
111
1
0
SPI 0
CLKSEL1[4]
HCLK
11
10
01
00
HCLK
4~24 MHz
22.1184 MHz
Reserved
CLKSEL2[3:2]
FDIV
BOD
10 kHz
11
10
CLKSEL2[17:16]
10 kHz
CLKSEL3[17]
I2C 0~1
PLLFOUT
CAN 0
PWM 0
1
0
PCLK
PLLFOUT
PWM 1
CLKSEL3[16]
HCLK
1/2048
Figure 6-4 Clock Generator Global View Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com