công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NUC029-FAN bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - Nuvoton Technology Corporation

tên linh kiện NUC029-FAN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm짰 Cortex짰-M 32-bit Microcontroller
PDF  70 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Trang chủ  http://www.nuvoton.com
Logo NUVOTON - Nuvoton Technology Corporation

NUC029-FAN bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - Nuvoton Technology Corporation

Back Button NUC029-FAN Datasheet HTML 47Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 48Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 49Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 50Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 51Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 52Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 53Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 54Page - Nuvoton Technology Corporation NUC029-FAN Datasheet HTML 55Page - Nuvoton Technology Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 70 page
background image
NUC029xDE
Dec 18, 2018
Page 51 of 70
Rev 1.01
Parameter
Sym.
Specification
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
while(1){} executed
from flash
VLDO =1.8 V
IDD22
108
A
5.5V
X
10
X
X
IDD23
98
A
3.3V
X
10
X
V
IDD24
96
A
3.3V
X
10
X
X
Operating Current
Idle Mode
at 50 MHz
VLDO =1.8 V
IIDLE1
21
mA
VDD
HXT
HIRC
PLL
All digital
module
5.5V
12 MHz
X
V
V
IIDLE2
8
mA
5.5V
12 MHz
X
V
X
IIDLE3
20
mA
3.3V
12 MHz
X
V
V
IIDLE4
6.7
mA
3.3V
12 MHz
X
V
X
Operating Current
Idle Mode
at 22.1184 MHz
VLDO =1.8 V
IIDLE5
-
7.7
-
mA
5.5V
X
V
X
X
IIDLE6
-
2.1
-
mA
5.5V
X
V
X
X
IIDLE7
-
7.7
-
mA
3.3V
X
V
X
V
IIDLE8
-
2.1
-
mA
3.3V
X
V
X
X
Operating Current
Idle Mode
at 12 MHz
VLDO =1.8 V
IIDLE9
7.3
mA
5.5V
12 MHz
X
X
V
IIDLE10
3.2
mA
5.5V
12 MHz
X
X
X
IIDLE11
5.8
mA
3.3V
12 MHz
X
X
V
IIDLE12
1.7
mA
3.3V
12 MHz
X
X
X
Operating Current
Idle Mode
at 4 MHz
VLDO =1.8 V
IIDLE13
3.6
mA
5.5V
4 MHz
X
X
V
IIDLE14
2.2
mA
5.5V
4 MHz
X
X
X
IIDLE15
2.3
mA
3.3V
4 MHz
X
X
V
IIDLE16
0.96
mA
3.3V
4 MHz
X
X
X
Operating Current
Idle Mode
at 10 kHz
IIDLE21
110
A
VDD
HXT/LXT LIRC (kHz)
PLL
All digital
module
5.5V
X
10
X
V
IIDLE22
107
A
5.5V
X
10
X
X
IIDLE23
97
A
3.3V
X
10
X
V
IIDLE24
95
A
3.3V
X
10
X
X
Standby Current
Power-down Mode
(Deep Sleep Mode)
VLDO =1.6 V
IPWD1
15
A
VDD
HXT/HIRC
PLL
LXT (kHz)
RTC
RAM
retension
5.5V
X
X
X
V
IPWD2
15
A
5.5V
X
X
X
V
IPWD3
17
A
3.3V
X
32.768
V
V
IPWD4
17
A
3.3V
X
32.768
V
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com